Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ZMM22B Fiches technique(PDF) 8 Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.

No de pièce ZMM22B
Description  SILICON PLANAR ZENER DIODES
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  GXELECTRONICS [Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.sddzg.com
Logo GXELECTRONICS - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.

ZMM22B Fiches technique(HTML) 8 Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.

  ZMM22B Datasheet HTML 1Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd. ZMM22B Datasheet HTML 2Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd. ZMM22B Datasheet HTML 3Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd. ZMM22B Datasheet HTML 4Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd. ZMM22B Datasheet HTML 5Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd. ZMM22B Datasheet HTML 6Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd. ZMM22B Datasheet HTML 7Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd. ZMM22B Datasheet HTML 8Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
4
40
0
020
Vz
1
2
3
100V
60
Vz at Iz=5 mA
80
Iz=5 mA
Change of Zener voltge from turn-on
up to the point of thermal equilibrium
versus Zener voltage
Vz=rzth.Iz
V
5
ZMM...
Iz=2 mA
ZMM1B...ZMM200B
XINGHE ELECTRONICS
星合电子



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com