| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
2STL2580 Fiches technique(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2STL2580 Fiches technique(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 14 page ![]() 2STL2580 Package mechanical data Doc ID 18292 Rev 3 9/14 Table 5. TO-92MOD mechanical data Dim. mm. Min. Typ. Max. A4.7 5.1 A1 1.730 2.030 b0.4 0.6 b1 0.9 1.1 c0.4 0.5 D5.8 6.2 D1 4.0 E8.4 8.8 e1.5 e1 2.9 3.1 L 13.8 14.2 K 1.6 h 0.0 0.380 |