| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F405VG Fiches technique(PDF) 45 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F405VG Fiches technique(HTML) 45 Page - STMicroelectronics |
|
45 / 167 page ![]() STM32F405xx, STM32F407xx Pinouts and pin description Doc ID 022152 Rev 2 45/167 -10 16 G2 22 VSS S -11 17 G3 23 VDD S - - 18 K2 24 PF6 I/O FT (4) TIM10_CH1 / FSMC_NIORD/ EVENTOUT ADC3_IN4 - - 19 K1 25 PF7 I/O FT (4) TIM11_CH1/FSMC_NREG/ EVENTOUT ADC3_IN5 - - 20 L3 26 PF8 I/O FT (4) TIM13_CH1 / FSMC_NIOWR/ EVENTOUT ADC3_IN6 - - 21 L2 27 PF9 I/O FT (4) TIM14_CH1 / FSMC_CD/ EVENTOUT ADC3_IN7 - - 22 L1 28 PF10 I/O FT (4) FSMC_INTR/ EVENTOUT ADC3_IN8 512 23 G1 29 PH0-OSC_IN (PH0) I/O FT EVENTOUT OSC_IN(4) 613 24 H1 30 PH1-OSC_OUT (PH1) I/O FT EVENTOUT OSC_OUT(4) 7 14 25 J1 31 NRST I/O RST 815 26 M2 32 PC0 I/O FT (4) OTG_HS_ULPI_STP/ EVENTOUT ADC123_IN10 916 27 M3 33 PC1 I/O FT (4) ETH_MDC/ EVENTOUT ADC123_IN11 10 17 28 M4 34 PC2 I/O FT (4) SPI2_MISO / OTG_HS_ULPI_DIR / TH_MII_TXD2 /I2S2ext_SD/ EVENTOUT ADC123_IN12 11 18 29 M5 35 PC3 I/O FT (4) SPI2_MOSI / I2S2_SD / OTG_HS_ULPI_NXT / ETH_MII_TX_CLK/ EVENTOUT ADC123_IN13 -19 30 G3 36 VDD S 12 20 31 M1 37 VSSA S -- - N1 - VREF– S -21 32 P1 38 VREF+ S 13 22 33 R1 39 VDDA S Table 6. STM32F40x pin and ball definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |