| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
OP291GS Fiches technique(PDF) 19 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OP291GS Fiches technique(HTML) 19 Page - Analog Devices |
|
19 / 20 page ![]() OP191/OP291/OP491 REV. 0 –19– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 8-Lead Narrow-Body SO (S Suffix) 0.0098 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° PIN 1 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) 4 5 1 8 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 0.1968 (5.00) 0.1890 (4.80) 14-Lead Narrow-Body SO (S Suffix) 0.0098 (0.25) 0.0075 (0.19) 0.0500 (1.27) 0.0160 (0.41) 8 ° 0 ° 0.0196 (0.50) 0.0099 (0.25) x 45 ° PIN 1 0.1574 (4.00) 0.1497 (3.80) 0.2440 (6.20) 0.2284 (5.80) 1 14 8 7 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0688 (1.75) 0.0532 (1.35) 0.3444 (8.75) 0.3367 (8.55) 0.0098 (0.25) 0.0040 (0.10) 8-Lead Epoxy DIP (P Suffix) PIN 1 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 4 5 8 1 SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.130 (3.30) MIN 0.210 (5.33) MAX 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.430 (10.92) 0.348 (8.84) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 14-Lead Epoxy DIP (P Suffix) 0.210 (5.33) MAX 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.795 (20.19) 0.725 (18.42) 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.100 (2.54) BSC PIN 1 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.130 (3.30) MIN 7 8 14 1 14-Lead TSSOP (RU Suffix) PIN 1 (6.40) (0.65) 0.043 0.0040 (0.10) 0.1968 (5.00) 7 8 1 14 (0.13) 0.005 (1.10) 0.026 0.173 (4.40) 0.251 COPLANARITY (0.076) MAX 0.003 |