| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
3KP Fiches technique(PDF) 3 Page - Rectron Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
3KP Fiches technique(HTML) 3 Page - Rectron Semiconductor |
|
3 / 5 page ![]() TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS 3000W SERIES TVS DIODES/R-6 ( CASE 12 ) 3000W TYPE Breakdown Voltage VBR (Volts) MIN. MAX. @IT (mA) Reverse Stand off Voltage VWM (Volts) Maximum Reverse Leakage at VWM ID(uA) Maximum Peak Pulse Current IPPM (Amps) Maximum Clamping Voltage at IPPM VC (Volts) 3KP5.0 3KP5.0A 3KP6.0 3KP6.0A 3KP6.5 3KP6.5A 3KP7.0 3KP7.0A 3KP7.5 3KP7.5A 3KP8.0 3KP8.0A 3KP8.5 3KP8.5A 3KP9.0 3KP9.0A 3KP10 3KP10A 3KP11 3KP11A 3KP12 3KP12A 3KP13 3KP13A 3KP14 3KP14A 3KP15 3KP15A 3KP16 3KP16A 3KP17 3KP17A 3KP18 3KP18A 3KP20 3KP20A 3KP22 3KP22A 3KP24 3KP24A 3KP26 3KP26A 3KP28 3KP28A 3KP30 3KP30A 33.3 6.40 7.30 50 50 50 50 50 50 50 50 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2000 312.5 9.6 9.2 326 2000 5.0 7.00 6.40 6.67 8.15 6.0 5000 263 11.4 6.67 7.37 6.0 5000 291 10.3 7.22 8.82 6.5 2000 244 12.3 7.22 7.98 6.5 2000 267.8 11.2 7.78 9.51 7.0 1000 225.5 13.3 7.78 8.60 7.0 1000 250 12.0 8.33 10.2 7.5 250 209.7 14.3 8.33 9.21 7.5 250 232.5 12.9 8.89 10.9 8.0 150 200 15.0 8.89 9.83 8.0 150 50 50 20 20 15 15 5.0 5.0 10 10 5.0 5.0 10 10 5.0 5.0 10 10 5.0 5.0 10 10 5.0 5.0 10 10 5.0 5.0 10 10 5.0 5.0 10 10 5.0 5.0 10 10 5.0 5.0 10 10 5.0 5.0 10 10 5.0 5.0 10 10 5.0 5.0 10 10 5.0 5.0 10 10 5.0 5.0 10 10 220.6 13.6 9.44 11.5 8.5 188.7 15.9 9.44 10.4 8.5 208.3 14.4 10.0 12.2 9.0 177.5 16.9 10.0 11.1 9.0 194.8 15.4 11.1 13.6 10.0 159.6 18.8 11.1 12.3 10.0 176.4 17.0 12.2 14.9 11.0 149.2 20.1 12.2 13.5 11.0 164.8 18.2 13.3 16.3 12.0 136.4 22.0 13.3 14.7 12.0 150.7 19.9 14.4 17.6 13.0 126 23.8 14.4 15.9 13.0 139.5 21.5 15.6 19.1 14.0 116.3 25.8 15.6 17.2 14.0 129.3 23.2 16.7 20.4 15.0 111.5 26.9 16.7 18.5 15.0 122.9 24.4 17.8 21.8 16.0 104.2 28.8 17.8 19.7 16.0 115.4 26.0 18.9 23.1 17.0 98.4 30.5 18.9 20.9 17.0 108.7 27.6 20.0 24.4 18.0 93.2 32.2 20.0 22.1 18.0 102.7 29.2 22.2 27.1 20.0 83.8 35.8 22.2 24.5 20.0 92.6 32.4 24.4 29.8 22.0 76.1 39.4 24.4 26.9 22.0 84.5 26.7 32.6 24.0 69.7 26.7 29.5 24.0 77.1 28.9 35.3 26.0 64.4 28.9 31.9 26.0 71.2 31.1 38.0 28.0 59.9 31.1 34.4 28.0 66.1 33.3 40.7 30.0 30.0 56 36.8 62 35.5 43.0 38.9 46.6 42.1 50.1 45.4 53.5 48.4 |