| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
RSA30L Fiches technique(PDF) 1 Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RSA30L Fiches technique(HTML) 1 Page - Gaomi Xinghe Electronics Co., Ltd. |
|
1 / 2 page ![]() 1) Small power mold type. (PMDS) RSA30L ESD protection device (TVS) Applications For terminal protection device Features 2) High reliability Construction Silicon epitaxial planar Taping specifications (Unit : mm) .062(1.58) .050(1.27) .012(.31) .005(.13) .056(1.41) .031(0.80) .187(4.75) .160(4.06) .210(5.33) .190(4.85) .111(2.83) .090(2.29) .103(2.61) .074(1.90) SMA/DO-214AC Dimensions in inches and (millimeters) B P0 P P1 A A D1 B D B-B 剖面 K0 A-A 剖面 A0 8℃ 产品规格 CASE TYPE (Outline) 符 号 SYMBOL 口袋宽度 CARRIER WIDTH A0 口袋长度 CARRIER LENGTH B0 口袋深度 CARRIER DEPTH K0 承载带厚度 TOTALL TAPE THICKNESS t 承载带宽度 TAPE WIDTH W 口袋孔距 PUNCH HOLE PITCH P 定位孔距 SPROCKET HOLE PITCH P0 定位孔位 SPROCKET HOLE POSITION E 口袋孔位 PUNCH HOLE POSITION F 间距位置 PITCH POSITION P1 定位孔径 SPROCKET HOLE DIAMETER D (口袋)孔径 PUNCH HOLE DIAMETER D1 DO214AC(SMA) 2.79±0.10 (0.110±0.004) 5.33±0.10 (0.210±0.004) 2.36±0.05 (0.093±0.002) 0.30±0.05 (0.012±0.002) 12.00±0.10 (0.472±0.004) 4.00±0.10 (0.157±0.004) 4.00±0.10 (0.157±0.004) 1.75±0.10 (0.069±0.004) 5.50±0.05 (0.217±0.002) 2.00±0.05 (0.079±0.002) 1.55±0.05 (0.061±0.002) 1.50±0.10 (0.059±0.004) 星合电子 XINGHE ELECTRONICS GAOMI XINGHE ELECTRONICSCO.,LTD. WWW.SDDZG.COM TEL:0536-2210359 QQ:464768017 1 |
Numéro de pièce similaire - RSA30L |
|
Description similaire - RSA30L |