Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

B32521 Fiches technique(PDF) 5 Page - EPCOS

No de pièce B32521
Description  Metallized Polyester Film Capacitors (MKT)
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EPCOS [EPCOS]
Site Internet  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B32521 Fiches technique(HTML) 5 Page - EPCOS

  B32521 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 6Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 7Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 8Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 9Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 45 page
background image
Overview of available types
Technology: s = Stacked-film technology / w = Wound capacitor technology
Lead spacing 37.5 mm
Type
B32526
Page
20
Technology
w
w
w
w
VR (V DC)
63
100
250
400
VRMS (V AC)
40
63
160
200
CR (
µF)
3.3
4.7
5.6
6.8
8.2
10
15
22
33
47
56
68
82
100
150
220
B32520 ... B32529
General purpose (stacked/wound)
Page 5 of 45
Please read Important notes
at the end of this document.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com