Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

B32521 Fiches technique(PDF) 3 Page - EPCOS

No de pièce B32521
Description  Metallized Polyester Film Capacitors (MKT)
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EPCOS [EPCOS]
Site Internet  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B32521 Fiches technique(HTML) 3 Page - EPCOS

  B32521 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 6Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 7Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 8Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 9Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 45 page
background image
Overview of available types
Technology: s = Stacked-film technology / w = Wound capacitor technology
Lead spacing 5.0 mm
7.5 mm
10.0 mm
Type
B32529
B32520
B32521
Page
6
10
12
Technology
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
VR (V DC)
63
100
250
400
630
63
100
250
400
63
100
250
400
630
VRMS (V AC)
40
63
160
200
400
40
63
160
200
40
63
160
200
200
CR (
µF)
0.0010
0.0015
0.0022
0.0033
0.0047
0.0068
0.010
0.015
0.022
0.033
0.047
0.068
0.10
0.15
0.22
0.33
0.47
0.68
1.0
1.5
2.2
3.3
4.7
B32520 ... B32529
General purpose (stacked/wound)
Page 3 of 45
Please read Important notes
at the end of this document.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com