| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
Y-CONC-R406M-RJ2U-2000-A Fiches technique(PDF) 36 Page - YAMAHA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Y-CONC-R406M-RJ2U-2000-A Fiches technique(HTML) 36 Page - YAMAHA CORPORATION |
|
36 / 42 page ![]() TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN – MASSE IN MILLIMETER 35 Y-ConUSB Modules USB-B Hi-Speed PCB mounted jack with PCB terminals1), including shield connection and fixing for cable straps. For use with Y-ConUSB-Adapter-20 and Y-ConFlange-10-* USB-B Hi-Speed Buchse auf PCB mit Leiterplattenklemme1) inkl. Schirmanschluss und Bohrung für Kabelbinder. Für den Einsatz mit Y-ConUSB-Adapter-20 und Y-ConFlange-10-* Operating Temp.: -25°C ~ +80°C Betriebstemp. USB-A Hi-Speed PCB mounted jack with PCB terminals1), including shield connection and fixing for cable straps. For use with Y-ConUSB-Adapter-10 and Y-ConFlange-10-* USB-A Hi-Speed Buchse auf PCB mit Leiterplattenklemme1) inkl. Schirmanschluss und Bohrung für Kabelbinder. Für den Einsatz mit Y-ConUSB-Adapter-10 und Y-ConFlange-10-* Operating Temp.: -25°C ~ +80°C Betriebstemp. USB-B / USB-A Hi-Speed PCB mounted coupler jack, for use with Y-ConUSB-Adapter-20 and Y-ConFlange-10-* USB-B / USB-A Hi-Speed Buchse auf PCB. Für den Einsatz mit Y-ConUSB-Adapter-20 und Y-ConFlange-10-* Operating Temp.: -25°C ~ +80°C Betriebstemp. USB-B / USB-B Hi-Speed PCB mounted coupler jack, for use with Y-ConUSB-Adapter-20 and Y-ConFlange-10-* USB-B / USB-B Hi-Speed Buchse auf PCB. Für den Einsatz mit Y-ConUSB-Adapter-20 und Y-ConFlange-10-* Operating Temp.: -25°C ~ +80°C Betriebstemp. USB-A / USB-A Hi-Speed PCB mounted coupler jack, for use with Y-ConUSB-Adapter-10 and Y-ConFlange-10-* USB-A / USB-A Hi-Speed Buchse auf PCB. Für den Einsatz mit Y-ConUSB-Adapter-10 und Y-ConFlange-10-* Operating Temp.: -25°C ~ +80°C Betriebstemp. 1) cable according to Y-Con recommendation - on request Kabellänge gemäß Y-Con Empfehlung - auf Anfrage 1) cable according to Y-Con recommendation - on request Kabellänge gemäß Y-Con Empfehlung - auf Anfrage Part Number Y-ConUSB-PCB-12 Part Number Y-ConUSB-PCB-21 Part Number Y-ConUSB-PCB-22 Part Number Y-ConUSB-PCB-32 Part Number Y-ConUSB-PCB-11 |