| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AP02002 Fiches technique(PDF) 40 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AP02002 Fiches technique(HTML) 40 Page - Diodes Incorporated |
|
40 / 51 page ![]() AP02002 Rev. 60 40 of 51 www.diodes.com Package Outline Dimensions © Diodes Incorporated X2-WLB0808-4 X2-WLB0808-4 Dim Min Max Typ A − 0.40 0.35 A2 − − 0.200 A3 − − 0.025 b 0.165 0.185 0.175 D 0.76 0.84 0.80 E 0.76 0.84 0.80 e − − 0.40 All Dimensions in mm U-WLB1010-4 U-WLB1010-4 Dim Min Max Typ D 0.95 1.05 1.00 E 0.95 1.05 1.00 A - 0.62 - A2 - - 0.38 A3 0.015 0.025 0.025 b 0.25 0.35 0.30 e - - 0.50 SD - - 0.25 SE - - 0.25 All Dimensions in mm U-WLB1510-6 U-WLB1510-6 Dim Min Max Typ A -- 0.62 -- A2 -- -- 0.38 A3 0.020 0.030 0.025 b 0.27 0.37 0.32 D 0.90 1.00 1.00 E 1.40 1.50 1.50 e -- -- 0.50 All Dimensions in mm D E A 2 A S E A T I N G P L A N E A 3 e e 4 X - Ø b P I N # 1 I D E D A3 A2 A SD e SE e 4X-Ø b D E PIN ID e A2 A D E PIN ID e e 6X-Ø b e A2 A C SEATING PLANE A3 |