| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT67F60 Fiches technique(PDF) 11 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT67F60 Fiches technique(HTML) 11 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
11 / 242 page ![]() HT67F30/HT67F40/HT67F50/HT67F60 TinyPowerTM A/D Flash Type 8-Bit MCU with LCD & EEPROM Rev. 1.50 10 March 06 , 2012 Rev. 1.50 11 March 06 , 2012 HT 67 F4 0 48 LQ FP -A 13 14 15 1 6 17 1 8 19 20 21 2 2 23 2 4 48 47 46 4 5 44 4 3 42 41 40 3 9 38 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 SE G1 4/ PE 6/ [C 1X ] SE G1 5/ PE 7/ [C 1X ] SEG 16/ PF 0 SEG 17/ PF 1 SEG 18/ PF 2 SEG 19/ PF 3 CO M3 /S EG 32 CO M2 CO M1 CO M0 C2 C1 SE G1 /P D1 /[ TP 0_1] SE G0 /P D0 /[ TP 0_0] PC 1/ TP 1B _1 /[ PC K ]/S DO PC 0 /[P IN T ]/T P1 B _0/ SD I/ SD A PA 7/ AN 7/ SC K/ SC L PA 6/ AN 6/ SC S PA 5/ C1 X/ PC K/ AN 5 PA 4/ IN T1 /P IN T/ TC K1 /A N4 PA 3/ IN T0 /A N3 /C 0- /S DO A PA 2/ TC K0 /A N2 /C 0+ /S DI A PA 1/ TP 1A /A N1 /S CK A PA 0/ C0 X/ TP 0_0 /A N0 /S CS A HT 67 F4 0 64 L QF P- A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 60 61 62 63 64 29 30 31 32 52 53 54 55 56 57 58 59 14 15 16 43 44 45 46 47 48 36 37 38 39 40 41 42 33 34 35 17 18 19 49 50 51 PA 0/ C0 X/ TP 0_0 /A N0 /S CS A PB 5/ VR EF IO VSS /V SS /A VS S VD D/ AVD D/ IO VD D PB 0/ RE S PB 1/ OS C1 PB 2/ OS C2 PB 3/ XT 1 PB 4/ XT 2 VL CD VM AX V1 V2 C1 C2 CO M0 SE G3 /P D3 /[ TP 1B _0 ] SE G4 /P D4 /[ TP 1B _1 ] SE G5 /P D5 /[ TP 1B _2 ] SE G6 /P D6 /[ TP 2_0] SE G7 /P D7 /[ TP 2_1] SE G8 /P E0 /[ TC K0 ] SE G9 /P E1 /[ TC K1 ] SE G1 0/ PE 2/ [T CK 2] /[ C0 X] SE G1 1/ PE 3/ [C 0X ] SE G1 2/ PE 4/ [I NT 0] SE G1 3/ PE 5/ [I NT 1] SE G1 4/ PE 6/ [C 1X ] SE G1 5/ PE 7/ [C 1X ] SE G1 6/ PF 0 SE G1 7/ PF 1 SE G1 8/ PF 2 |