Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SBT80-04GS Fiches technique(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

No de pièce SBT80-04GS
Description  40V, 8A Rectifier
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

SBT80-04GS Fiches technique(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  SBT80-04GS Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device SBT80-04GS Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device SBT80-04GS Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SBT80-04GS
No. A0796-2/3
Electrical Characteristics at Ta=25°C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
min
typ
max
Reverse Voltage
VR
IR=1mA, Tj=25°C *
40
V
Forward Voltage
VF
IF=3.0A, Tj=25°C *
0.55
V
Reverse Current
IR
VR=20V, Tj=25°C *
0.1
mA
Interterminal Capacitance
C
VR=10V, Tj=25°C *
160
pF
Thermal Resistance
Rth(j-c)
Junction-Case : Smoothed DC
4.6
°C / W
Note)
* : Value per element
0
1.0
10
0.4
1.6
1.2
0.8
5
7
2
3
5
7
2
3
5
7
2
3
3
2
0.01
0.1
Tj=150
°C
25°
C
IT08506
0
10
1.0
5
7
5
7
3
2
5
7
3
2
100
10
20
30
40
50
(3)
(1)
0
0
4
5
7
6
3
1
2
110
9
58
7
6
34
2
IT08508
(4)
(3)
(1)
0
0
1.5
2.0
3.0
2.5
1.0
0.5
40
50
30
20
10
(2)
(4)
(2)
IT08507
IT08509
Tj=150
°C
max
150
°C typ
125
°C
typ
100
°C
typ
IF -- VF
IR -- VR
PF(AV) -- IO
PR(AV) -- VRM
PR max at Tj=150°C
Forward Voltage, VF -- V
Reverse Voltage, VR -- V
Peak Reverse Voltage, VRM -- V
Average Output Current, IO -- A
180
°
360
°
θ
360
°
180
°
360
°
VR
(1)Rectangular wave
θ=60°
(2)Rectangular wave
θ=120°
(3)Rectangular wave
θ=180°
(4)Sine wave
θ=180°
(1)Rectangular wave
θ=300°
(2)Rectangular wave
θ=240°
(3)Rectangular wave
θ=180°
(4)Sine wave
θ=180°
Sine wave
Sine wave
Rectangular
wave
θ
360
°
VR
Rectangular
wave
Represented by max
C -- VR
Reverse Voltage, VR -- V
1.0
2
1000
100
2
3
5
7
5
7
35
7
10
23
5
7
7
f=100kHz
ID01008
Tc -- IO
Average Output Current, IO -- A
(4)
(3)
0
123
110
120
130
170
160
150
140
100
90
45
7
9
810
6
(2)
(1)
IT12854
(1)Rectangular wave
θ=60°
(2)Rectangular wave
θ=120°
(3)Rectangular wave
θ=180°
(4)Sine wave
θ=180°
θ
360
°
Rectangular
wave
180
°
360
°
Sine
wave



Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com