Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ST10F276Z5 Fiches technique(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

No de pièce ST10F276Z5
Description  16-bit MCU with MAC unit, 832 Kbyte Flash memory and 68 Kbyte RAM
PDF  239 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST10F276Z5 Fiches technique(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button ST10F276Z5 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST10F276Z5 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST10F276Z5 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics ST10F276Z5 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics ST10F276Z5 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics ST10F276Z5 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics ST10F276Z5 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics ST10F276Z5 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics ST10F276Z5 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 239 page
background image
List of figures
ST10F276Z5
12/239
List of figures
Figure 1.
Logic symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 2.
Pin configuration (top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 3.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 4.
Flash modules structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 5.
ST10F276Z5 new standard bootstrap loader program flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Figure 6.
Booting steps for ST10F276Z5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Figure 7.
Hardware provisions to activate the BSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Figure 8.
Memory configuration after reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Figure 9.
UART bootstrap loader sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Figure 10.
Baud rate deviation between host and ST10F276Z5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Figure 11.
CAN bootstrap loader sequence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Figure 12.
Bit rate measurement over a predefined zero-frame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Figure 13.
Reset boot sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Figure 14.
CPU Block Diagram (MAC Unit not included). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Figure 15.
MAC unit architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Figure 16.
X-Interrupt basic structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Figure 17.
Block diagram of GPT1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Figure 18.
Block diagram of GPT2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Figure 19.
Block diagram of PWM module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Figure 20.
Connection to single CAN bus via separate CAN transceivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Figure 21.
Connection to single CAN bus via common CAN transceivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Figure 22.
Connection to two different CAN buses (e.g. for gateway application). . . . . . . . . . . . . . . 103
Figure 23.
Connection to one CAN bus with internal Parallel mode enabled . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Figure 24.
Asynchronous power-on RESET (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Figure 25.
Asynchronous power-on RESET (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Figure 26.
Asynchronous hardware RESET (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Figure 27.
Asynchronous hardware RESET (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Figure 28.
Synchronous short / long hardware RESET (EA = 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Figure 29.
Synchronous short / long hardware RESET (EA = 0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Figure 30.
Synchronous long hardware RESET (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Figure 31.
Synchronous long hardware RESET (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Figure 32.
SW / WDT unidirectional RESET (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Figure 33.
SW / WDT unidirectional RESET (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Figure 34.
SW / WDT bidirectional RESET (EA=1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Figure 35.
SW / WDT bidirectional RESET (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Figure 36.
SW / WDT bidirectional RESET (EA=0) followed by a HW RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Figure 37.
Minimum external reset circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Figure 38.
System reset circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Figure 39.
Internal (simplified) reset circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Figure 40.
Example of software or watchdog bidirectional reset (EA = 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Figure 41.
Example of software or watchdog bidirectional reset (EA = 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Figure 42.
PORT0 bits latched into the different registers after reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Figure 43.
External RC circuitry on RPD pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Figure 44.
Port2 test mode structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Figure 45.
Supply current versus the operating frequency (RUN and IDLE modes) . . . . . . . . . . . . . 184
Figure 46.
A/D conversion characteristic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Figure 47.
A/D converter input pins scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Figure 48.
Charge sharing timing diagram during sampling phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More