| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PD55003-E Fiches technique(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD55003-E Fiches technique(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 29 page ![]() PD55003-E, PD55003S-E Common source s-parameter Doc ID 12273 Rev 3 19/29 Table 13. S-parameter for PD55003S-E (VDS = 12.5 V, IDS = 0.15 A) Freq (MHz) IS11IS11∠Φ IS21IS21∠Φ IS12IS12 - DF IS22IS22 - DF 50 0.790 -120 22 107 0.038 17 0.682 -114 100 0.773 -145 11 89 0.039 -2 0.647 -138 150 0.791 -154 7 78 0.039 -9 0.640 -147 200 0.807 -159 5 70 0.037 -19 0.671 -151 250 0.820 -162 4 63 0.036 -23 0.691 -154 300 0.836 -164 3 56 0.033 -29 0.728 -156 350 0.850 -166 3 50 0.032 -33 0.751 -158 400 0.867 -167 2 45 0.030 -36 0.782 -160 450 0.880 -169 2 40 0.027 -43 0.808 -161 500 0.890 -170 2 36 0.024 -43 0.835 -163 550 0.902 -171 1 33 0.023 -50 0.845 -165 600 0.911 -172 1 29 0.022 -51 0.864 -166 650 0.919 -173 1 26 0.020 -55 0.872 -167 700 0.923 -174 1 23 0.018 -52 0.884 -169 750 0.924 -176 1 20 0.016 -55 0.887 -170 800 0.933 -177 1 18 0.015 -55 0.895 -172 850 0.936 -177 1 15 0.015 -56 0.912 -173 900 0.940 -178 1 13 0.012 -59 0.916 -174 950 0.943 -179 1 11 0.011 -53 0.926 -176 1000 0.944 -180 1 8 0.008 -60 0.943 -177 1050 0.949 180 1 7 0.007 -64 0.935 -177 1100 0.948 179 0 4 0.007 -44 0.944 -178 1150 0.950 178 0 3 0.006 -44 0.939 -179 1200 0.950 177 0 -1 0.005 -50 0.942 -180 1250 0.955 177 0 -2 0.004 -42 0.941 179 1300 0.951 176 0 -4 0.004 -41 0.933 178 1350 0.953 175 0 -5 0.004 -50 0.933 177 1400 0.953 175 0 -7 0.002 -41 0.947 176 1450 0.952 173 0 -9 0.002 -13 0.952 175 1500 0.949 173 0 -10 0.000 -3 0.958 174 |