| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
347 Fiches technique(PDF) 52 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
347 Fiches technique(HTML) 52 Page - Intel Corporation |
|
52 / 95 page ![]() Land Listing and Signal Descriptions 52 Datasheet VSS C13 Power/Other VSS C16 Power/Other VSS C19 Power/Other VSS C22 Power/Other VSS C24 Power/Other VSS C4 Power/Other VSS C7 Power/Other VSS D12 Power/Other VSS D15 Power/Other VSS D18 Power/Other VSS D21 Power/Other VSS D24 Power/Other VSS D3 Power/Other VSS D5 Power/Other VSS D6 Power/Other VSS D9 Power/Other VSS E11 Power/Other VSS E14 Power/Other VSS E17 Power/Other VSS E2 Power/Other VSS E20 Power/Other VSS E25 Power/Other VSS E26 Power/Other VSS E27 Power/Other VSS E28 Power/Other VSS E29 Power/Other VSS E8 Power/Other VSS F10 Power/Other VSS F13 Power/Other VSS F16 Power/Other VSS F19 Power/Other VSS F22 Power/Other VSS F4 Power/Other VSS F7 Power/Other VSS G1 Power/Other VSS H10 Power/Other VSS H11 Power/Other VSS H12 Power/Other VSS H13 Power/Other Table 23.Alphabetical Land Assignments Land Name Land # Signal Buffer Type Direction VSS H14 Power/Other VSS H17 Power/Other VSS H18 Power/Other VSS H19 Power/Other VSS H20 Power/Other VSS H21 Power/Other VSS H22 Power/Other VSS H23 Power/Other VSS H24 Power/Other VSS H25 Power/Other VSS H26 Power/Other VSS H27 Power/Other VSS H28 Power/Other VSS H3 Power/Other VSS H6 Power/Other VSS H7 Power/Other VSS H8 Power/Other VSS H9 Power/Other VSS J4 Power/Other VSS J7 Power/Other VSS K2 Power/Other VSS K5 Power/Other VSS K7 Power/Other VSS L23 Power/Other VSS L24 Power/Other VSS L25 Power/Other VSS L26 Power/Other VSS L27 Power/Other VSS L28 Power/Other VSS L29 Power/Other VSS L3 Power/Other VSS L30 Power/Other VSS L6 Power/Other VSS L7 Power/Other VSS M1 Power/Other VSS M7 Power/Other VSS N3 Power/Other VSS N6 Power/Other VSS N7 Power/Other Table 23.Alphabetical Land Assignments Land Name Land # Signal Buffer Type Direction |