| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
B32504 Fiches technique(PDF) 43 Page - EPCOS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B32504 Fiches technique(HTML) 43 Page - EPCOS |
|
43 / 46 page ![]() Symbols and terms Symbol English German α Heat transfer coefficient Wärmeübergangszahl α C Temperature coefficient of capacitance Temperaturkoeffizient der Kapazität A Capacitor surface area Kondensatoroberfläche β C Humidity coefficient of capacitance Feuchtekoeffizient der Kapazität C Capacitance Kapazität CR Rated capacitance Nennkapazität ∆C Absolute capacitance change Absolute Kapazitätsänderung ∆C/C Relative capacitance change (relative deviation of actual value) Relative Kapazitätsänderung (relative Abweichung vom Ist-Wert) ∆C/C R Capacitance tolerance (relative deviation from rated capacitance) Kapazitätstoleranz (relative Abweichung vom Nennwert) dt Time differential Differentielle Zeit ∆t Time interval Zeitintervall ∆T Absolute temperature change (self-heating) Absolute Temperaturänderung (Selbsterwärmung) ∆tan δ Absolute change of dissipation factor Absolute Änderung des Verlustfaktors ∆V Absolute voltage change Absolute Spannungsänderung dV/dt Time differential of voltage function (rate of voltage rise) Differentielle Spannungsänderung (Spannungsflankensteilheit) ∆V/∆t Voltage change per time interval Spannungsänderung pro Zeitintervall E Activation energy for diffusion Aktivierungsenergie zur Diffusion ESL Self-inductance Eigeninduktivität ESR Equivalent series resistance Ersatz-Serienwiderstand f Frequency Frequenz f1 Frequency limit for reducing permissible AC voltage due to thermal limits Grenzfrequenz für thermisch bedingte Reduzierung der zulässigen Wechselspannung f2 Frequency limit for reducing permissible AC voltage due to current limit Grenzfrequenz für strombedingte Reduzierung der zulässigen Wechselspannung fr Resonant frequency Resonanzfrequenz FD Thermal acceleration factor for diffusion Therm. Beschleunigungsfaktor zur Diffusion FT Derating factor Deratingfaktor i Current (peak) Stromspitze IC Category current (max. continuous current) Kategoriestrom (max. Dauerstrom) B32520 ... B32529 General purpose (stacked/wound) Page 43 of 46 Please read Important notes at the end of this document. |