| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ECLLQFP32EVB Fiches technique(PDF) 13 Page - ON Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ECLLQFP32EVB Fiches technique(HTML) 13 Page - ON Semiconductor |
|
13 / 22 page ![]() ECLLQFP32EVB http://onsemi.com 13 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J10 J11 J31 J30 J29 J27 J26 J14 J15 J18 J19 J21 J22 J23 J25 Figure 13. Configuration 8 0402 CHIP RESISTOR 50 W PIN 1 WIRE NORMAL TOP VIEW EP445 0805 CHIP CAPACITOR 0.01 mF SMA CONNECTORS BANANA JACK PLUG 0603 CHIP CAPACITOR 0.1 mF VEE VCC EXPANDED BOTTOM VIEW EP445 32 Power Resistor Connector Pin # Device N N Y 31 Y Y N 30 Y Y N 29 Y N N 28 N N Y 27 Y Y N 26 Y Y N 25 Y Y N 24 N N Y 23 Y Y N 22 Y Y N 21 Y N N 20 N N Y 19 Y N N 18 Y N N 17 N N Y 16 N N Y 15 Y N N 14 Y N N 13 N N Y 12 N N Y 11 Y N N 10 Y N N 9 Y N N 8 Y N N 7 Y Y N 6 Y N N 5 Y Y N 4 Y Y N 3 Y Y N 2 Y Y N 1 Y Y N Table 10. Configuration 8 (Device EP445) J9 J1 |