Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BTA06 Fiches technique(PDF) 4 Page - Sirectifier Global Corp.

No de pièce BTA06
Description  Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SIRECT [Sirectifier Global Corp.]
Site Internet  http://www.sirectsemi.com
Logo SIRECT - Sirectifier Global Corp.

BTA06 Fiches technique(HTML) 4 Page - Sirectifier Global Corp.

  BTA06 Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Global Corp. BTA06 Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Global Corp. BTA06 Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Global Corp. BTA06 Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Global Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
BTB/BTA06
Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
F ig. 7: R elative variation of gate trigger current,
holding current and latching current vers us
junction temperature (typical values).
F ig.
8
-1: R elative variation of critical rate of
decreas e of main current vers us (dV /dt)c (typical
values ). S nubberles s & Logic Level Types
F ig.
8
-2: R elative variation of critical rate of
decreas e of main current vers us (dV /dt)c (typical
values ). S tandard Types
F ig.
9
: R elative variation of critical rate of
decreas e
of main current vers us
junction
temperature.
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
IG T,IH,IL [T j] / IG T
,IH,IL [T j=25°C ]
IG T
IH & IL
T j(°C )
0.1
1.0
10.0
100.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
(dI/dt)c [(dV /dt)c] / S pecified (dI/dt)c
B W/C W
S W
T W
(dV /dt)c (V /µs )
0.1
1.0
10.0
100.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
(dI/dt)c [(dV /dt)c] / S pecified (dI/dt)c
C
B
(dV /dt)c (V /µs )
0
25
50
75
100
125
0
1
2
3
4
5
6
(dI/dt)c [T j] / (dI/dt)c [T j s pecified]
T j(°C )



Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com