Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BTA06 Fiches technique(PDF) 3 Page - Sirectifier Global Corp.

No de pièce BTA06
Description  Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SIRECT [Sirectifier Global Corp.]
Site Internet  http://www.sirectsemi.com
Logo SIRECT - Sirectifier Global Corp.

BTA06 Fiches technique(HTML) 3 Page - Sirectifier Global Corp.

  BTA06 Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Global Corp. BTA06 Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Global Corp. BTA06 Datasheet HTML 3Page - Sirectifier Global Corp. BTA06 Datasheet HTML 4Page - Sirectifier Global Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
BTB/BTA06
Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
F ig. 1: Maximum power dis s ipation vers us R MS
on-s tate current (full cycle).
F ig.
2
: R MS on-state current vers us cas e
temperature (full cycle).
F ig.
3
: R elative variation of thermal impedance
versus pulse duration.
F ig.
4
:
On-s tate
characteris tics
(maximum
values ).
F ig.
5
:
S urge peak on-state current vers us
number of cycles .
F ig.
6
: Non-repetitive s urge peak on-s tate
current for a
s inus oidal puls e with width
tp < 10ms, and corres ponding value of I²t.
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
P (W)
IT (R MS )(A )
0
25
50
75
100
125
0
1
2
3
4
5
6
7
IT (R MS ) (A )
B TA
B T B
T c(°C )
1E -3
1E -2
1E -1
1E +0
1E +1
1E +2 5E +2
1E -2
1E -1
1E +0
K =[Zth/R th]
Zth(j-c)
Zth(j-a)
tp(s )
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
1
10
100
IT M (A )
T j=T j max
T j max.
V to = 0.85V
R d = 60 m
V T M(V )
1
10
100
1000
0
10
20
30
40
50
60
70
IT S M (A )
Non repetitive
T j initial=25°C
R epetitive
T c=105°C
One cycle
t=20ms
Number of c
ycles
0.01
0.10
1.00
10.00
10
100
1000
tp (ms )
IT S M (A ),I²t (A ²s )
T j initial=25°C
IT S M
I²t
dI/dt limitation:
50A /µs



Html Pages

1 2 3 4


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com