| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
MIC2829 Fiches technique(PDF) 2 Page - Micrel Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MIC2829 Fiches technique(HTML) 2 Page - Micrel Semiconductor |
|
2 / 52 page ![]() Micrel Inc. MIC2829 May 2010 2 M9999-051410-B Typical Application AVIN1 AVIN2 AVIN3 AVIN4 PVIN1 SW1 FB1 PGND1 PVIN2 SW2 FB2 PGND2 ENDC2 VSC2 PVIN3 SW3 FB3 PGND3 PVIN4 SW4 FB4 PGND4 RESETB SETDLY LDO1 LDO11 LDO2 INLDO23 LDO3 ENL3 LDO4 ENL4 LSPWR RSTIN CLKIN DATA VSLS ENLS AGND1 AGND2 AGND3 AGND4 BYP LDO10 LDO9 ENL910 INLDO910 SW6 FB6 PVIN6 PGND6 ENDC6 INLDO8 LDO8 ENL8 INLDO7 ENL7 LDO7 SW5 FB5 PVIN5 PGND5 ENDC5 INLDO6 LDO6 ENL6 LDO5 ENL5 INLDO45 SIMRST SIMCLK SIMIO SIMPWR SUB1 SUB2 ENGLB C1 1µF C18 1µF C23 1µF C28 1µF C20 1µF C21 1µF C25 1µF C26 1µF C34 1µF C33 1µF C16 1µF C19 4.7µF C22 4.7µF C24 4.7µF C27 4.7µF C30 4.7µF C31 4.7µF C35 1µF C17 1µF C15 1µF C4 1µF C37 1µF C36 1µF C6 2.2µF C5 1µF C3 2.2µF C2 1µF C29 1µF C11 2.2µF C12 1µF C13 2.2µF C14 1µF C32 1µF C9 1µF C8 2.2µF C10 2.2µF C7 0.1µF L1 2.2µH L3 1µH L2 2.2µH L4 2.2µH L5 2.2µH L6 2.2µH R10 20k R16 20k R8 20k DC4 DC1 DC2 DC3 DC6 DC5 R7 46.4k C39 120pF C40 120pF VIN R23 10k MIC2829 |