| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
WS62256LLP Fiches technique(PDF) 3 Page - Wing Shing Computer Components |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
WS62256LLP Fiches technique(HTML) 3 Page - Wing Shing Computer Components |
|
3 / 9 page ![]() $#%$ $#%$ $#%$ $#%$ &# &# &# &# $#%$ $#%$ $#%$ $#%$ %)%&%&) %)%&%&) %)%&%&) %)%&%&) #&, %*, #&, %*, #&, %*, #&, %*,/ / / /0000 #-, #-, #-, #-, B& &(!!2 (% >$ B& &(!!2 (% >$ B& &(!!2 (% >$ B& &(!!2 (% >$ "&*! "&*! "&*! "&*!/0 /0 /0 /0 ,, ,, ,, ,, B& &(!!2 (% 4'*5 B& &(!!2 (% 4'*5 B& &(!!2 (% 4'*5 B& &(!!2 (% 4'*5 "&*! "&*! "&*! "&*!/0 /0 /0 /0 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, (%>!&F&*! !( (%>!&F&*! !( (%>!&F&*! !( (%>!&F&*! !( ,,.0&: ,,.0&: ,,.0&: ,,.0&: . . . .,, ,, ,, ,, %>!&F&*! !( %>!&F&*! !( %>!&F&*! !( %>!&F&*! !( ,,.0&:. ,,.0&:. ,,.0&:. ,,.0&:.: . : . : . : .:::: . . . .,, ,, ,, ,, %>$"&*! %>$"&*! %>$"&*! %>$"&*! ,,.0&: ,,.0&: ,,.0&: ,,.0&: . . . . %4'*5"&*! %4'*5"&*! %4'*5"&*! %4'*5"&*! ,,.0'(: ,,.0'(: ,,.0'(: ,,.0'(: . . . . %! &'(*$! %%"# %! &'(*$! %%"# %! &'(*$! %%"# %! &'(*$! %%"# !( !( !( !( . . . .: : : : .:6. .:6. .:6. .:6.6& 6& 6& 6&/$0 /$0 /$0 /$0 '12%' '12%' '12%' '12%' &(23# $! %%"# &(23# $! %%"# &(23# $! %%"# &(23# $! %%"# !( !( !( !( . . . .: : : : . . . . '12%' '12%' '12%' '12%' $! 7$( %%"# $! 7$( %%"# $! 7$( %%"# $! 7$( %%"# !( !( !( !( ,,: ,,: ,,: ,,: ,, ,, ,, ,, '12%' '12%' '12%' '12%' ! ! ! ! .%/0 .%/0 .%/0 .%/01 1 1 1 )*#(+ )*#(+ )*#(+ )*#(+ $#%$ $#%$ $#%$ $#%$ %)%&%&) %)%&%&) %)%&%&) %)%&%&) #&, %*, #&, %*, #&, %*, #&, %*,/ / / /0000 #-, #-, #-, #-, '&%) '&%) '&%) '&%) ,,9 7&&;!!('( ,,9 7&&;!!('( ,,9 7&&;!!('( ,,9 7&&;!!('( ,, ,, ,, ,, E E E E ,, E ,, E ,, E ,, E 7&&;!!('( !( 7&&;!!('( !( 7&&;!!('( !( 7&&;!!('( !( ,, ,, ,, ,, E E E E ,, E ,, E ,, E ,, E 5'%7!-!"!,7&& 5'%7!-!"!,7&& 5'%7!-!"!,7&& 5'%7!-!"!,7&& ;!!('('! ;!!('('! ;!!('('! ;!!('('! (- (- (- (- %! &'(;!,)! #'! %! &'(;!,)! #'! %! &'(;!,)! #'! %! &'(;!,)! #'! !!;!!('(?&)!9 !!;!!('(?&)!9 !!;!!('(?&)!9 !!;!!('(?&)!9 /0 /0 /0 /0 (- (- (- (- ! ! ! ! .%/0 .%/0 .%/0 .%/01 1 1 1 ,,.: ,,.: ,,.: ,,.: . . . . .;!&2#,"!'! .;!&2#,"!'! .;!&2#,"!'! .;!&2#,"!'! ! ! ! !+ + + + %$%&%& 2$#.1 %$%&%& 2$#.1 %$%&%& 2$#.1 %$%&%& 2$#.1$$../! $$../! $$../! $$../! & & & & !! !! !! !! ( ( ( ( ≥ *) *) *) *) ≥ #%',&",5& &,! '-',-& !& #%',&",5& &,! '-',-& !& #%',&",5& &,! '-',-& !& #%',&",5& &,! '-',-& !& 5!-!& !&3-"!)&"!-$'5 !-%!,2!)',!* (2&(2&"")! -5-2!-#-! !-! (',!& !'(,"2!2 5!-!& !&3-"!)&"!-$'5 !-%!,2!)',!* (2&(2&"")! -5-2!-#-! !-! (',!& !'(,"2!2 5!-!& !&3-"!)&"!-$'5 !-%!,2!)',!* (2&(2&"")! -5-2!-#-! !-! (',!& !'(,"2!2 5!-!& !&3-"!)&"!-$'5 !-%!,2!)',!* (2&(2&"")! -5-2!-#-! !-! (',!& !'(,"2!2 6& 6& 6& 6&.8 .8 .8 .8 WS WS62256 9-3 TA =25 o |