| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AS1507 Fiches technique(PDF) 12 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS1507 Fiches technique(HTML) 12 Page - ams AG |
|
12 / 17 page ![]() www.austriamicrosystems.com Revision 1.00 12 - 17 AS1507 Data Sheet - D e t a i l e d D e s c r i p t i o n Figure 21. 8-Bit Command Word Figure 22. 16-Bit Command/Data Word Figure 23. 16-Bit Read Command Figure 24. 16-Bit EEPROM Write Command CSN SCLK SDIO C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 CSN SCLK D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SDIO C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 CSN SCLK D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SDIO C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 CSN SCLK D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SDIO 0 00 10 0C1 C0 READY tBUSY |