| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AT697F Fiches technique(PDF) 6 Page - ATMEL Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AT697F Fiches technique(HTML) 6 Page - ATMEL Corporation |
|
6 / 155 page ![]() 6 7703C–AERO–6/09 AT697F ADVANCE INFORMATION Table 3. AT697F MCGA349 pinout - Advanced Information r t u v w 1 REQ* VSS18 VDD18 2 N.C. SDCS*[1] VDD18 VSS18 3 PCI_RST* A/D[31] VSS18 VDD18 VDD18 4 N.C. A/D[29] VCC33 VSS18 VSS18 5 N.C. N.C. A/D[26] N.C. A/D[28] 6 N.C. A/D[27] IDSEL VSS33 A/D[25] 7 SYSEN* VSS33 VCC33 C/BE*[3] A/D[23] 8 VSS33 VSS33 FRAME* A/D[20] A/D[19] 9 TRDY* VCC33 N.C. C/BE*[2] VSS33 10 PCI_LOCK* DEVSEL* STOP* VCC33 VCC33 11 VSS33 VCC33 VSS33 C/BE*[1] SERR* 12 N.C. A/D[11] PAR VSS33 A/D[13] 13 VCC33 A/D[7] A/D[10] VSS33 VSS33 14 VCC33 VSS33 C/BE*[0] A/D[4] A/D[6] 15 N.C. A/D[2] VCC33 N.C. A/D[3] 16 N.C. VCC33 N.C. VDD18 VSS18 17 VCC33 AGNT*[0] VSS18 VDD18 VDD18 18 N.C. AGNT*[2] VDD18 VSS18 19 AREQ*[0] VSS18 VDD18 Notes: 1. ‘Reserved’ pins shall not be driven to any voltage 2. N.C. refers to unconnected pins |