| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AX2000-1CSG896M Fiches technique(PDF) 114 Page - Actel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AX2000-1CSG896M Fiches technique(HTML) 114 Page - Actel Corporation |
|
114 / 226 page ![]() Axcelerator Family FPGAs 3- 8 v2.7 IO168NB5F15 AD11 IO168PB5F15 AE11 IO169NB5F15 AG11 IO169PB5F15 AF11 IO170NB5F15 AB11 IO170PB5F15 AC11 IO171NB5F16 AF10 IO171PB5F16 AG10 IO172NB5F16 AD10 IO172PB5F16 AE10 IO173NB5F16 Y12 IO173PB5F16 AA12 IO174NB5F16 AB10 IO174PB5F16 AC10 IO175NB5F16 AF9 IO175PB5F16 AG9 IO176NB5F16 AD9 IO176PB5F16 AE9 IO177NB5F16 Y11 IO177PB5F16 AA11 IO178NB5F16 AF8 IO178PB5F16 AG8 IO179NB5F16 AD8 IO179PB5F16 AE8 IO180NB5F16 AB9 IO180PB5F16 AC9 IO181NB5F17 Y10 IO181PB5F17 AA10 IO182NB5F17 AF7 IO182PB5F17 AG7 IO183NB5F17 AD7 IO183PB5F17 AE7 IO184NB5F17 AC7 IO184PB5F17 AC8 IO185NB5F17 AF6 IO185PB5F17 AG6 IO186NB5F17 AB7 IO186PB5F17 AB8 729-Pin PBGA AX1000 Function Pin Number IO187NB5F17 Y9 IO187PB5F17 AA9 IO188NB5F17 AD6 IO188PB5F17 AE6 IO189NB5F17 AB6 IO189PB5F17 AC6 IO190NB5F17 AF5 IO190PB5F17 AG5 IO191NB5F17 AA6 IO191PB5F17 AA7 IO192NB5F17 Y8 IO192PB5F17 AA8 Bank 6 IO193NB6F18 W8 IO193PB6F18 Y7 IO194NB6F18 AB5 IO194PB6F18 AC5 IO195NB6F18 AC2 IO195PB6F18 AC3 IO196NB6F18 AC4 IO196PB6F18 AD4 IO197NB6F18 Y5 IO197PB6F18 Y6 IO198NB6F18 AB3 IO198PB6F18 AB4 IO199NB6F18 V7 IO199PB6F18 W7 IO200NB6F18 AA4 IO200PB6F18 AA5 IO201NB6F18 W5 IO201PB6F18 W6 IO202NB6F18 AB1 IO202PB6F18 AC1 IO203NB6F19 Y3 IO203PB6F19 AA3 IO204NB6F19 AA2 IO204PB6F19 AB2 IO205NB6F19 U8 729-Pin PBGA AX1000 Function Pin Number IO205PB6F19 V8 IO206NB6F19 V5 IO206PB6F19 V6 IO207NB6F19 Y1 IO207PB6F19 AA1 IO208NB6F19 W4 IO208PB6F19 Y4 IO209NB6F19 T7 IO209PB6F19 U7 IO210NB6F19 W2 IO210PB6F19 Y2 IO211NB6F19 U5 IO211PB6F19 U6 IO212NB6F19 V3 IO212PB6F19 W3 IO213NB6F19 R9 IO213PB6F19 T8 IO214NB6F20 U4 IO214PB6F20 V4 IO215NB6F20 T5 IO215PB6F20 T6 IO216NB6F20 V1 IO216PB6F20 W1 IO217NB6F20 R7 IO217PB6F20 R8 IO218NB6F20 U2 IO218PB6F20 V2 IO219NB6F20 T1 IO219PB6F20 U1 IO220NB6F20 R5 IO220PB6F20 R6 IO221NB6F20 T3 IO221PB6F20 T4 IO222NB6F20 R2 IO222PB6F20 T2 IO223NB6F20 P8 IO223PB6F20 P9 IO224NB6F20 R3 729-Pin PBGA AX1000 Function Pin Number |