| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STZTA42 Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STZTA42 Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 4 page ![]() DIM. mm mils MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a 2.27 2.3 2.33 89.4 90.6 91.7 b 4.57 4.6 4.63 179.9 181.1 182.3 c 0.2 0.4 0.6 7.9 15.7 23.6 d 0.63 0.65 0.67 24.8 25.6 26.4 e1 1.5 1.6 1.7 59.1 63 66.9 e4 0.32 12.6 f 2.9 3 3.1 114.2 118.1 122.1 g 0.67 0.7 0.73 26.4 27.6 28.7 l1 6.7 7 7.3 263.8 275.6 287.4 l2 3.5 3.5 3.7 137.8 137.8 145.7 L 6.3 6.5 6.7 248 255.9 263.8 C C B E L a b f g c d l2 e4 SOT223 MECHANICAL DATA P008B STZTA42 3/4 |