| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M5M5V216ART Fiches technique(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M5M5V216ART Fiches technique(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp |
|
6 / 9 page ![]() M5M5V216ATP,RT revision-03, 14.Jan.'03 2097152-BIT (131072-WORD BY 16-BIT) CMOS STATIC RAM MITSUBISHI LSIs ten (W) 5 ta(A) ta(BC1) tv (A) tdis (BC1) or tdis (BC1) ta (OE) ten (OE) tdis (OE) tCR th (D) tsu (D) DQ1~16 tsu (BC1) or tsu(BC2) ten(OE) tdis(OE) tw (W) trec (W) tsu (A) tdis (W) tCW ten (S) W = "H" lev el A0~16 DQ1~16 A0~16 OE OE W (4)TIMING DIAGRAMS Read cycle (Note3) (Note3) (Note3) (Note3) VALID DATA Write cycle ( W control mode ) DATA IN STABLE (Note3) (Note3) ta(S) tdis (S) S (Note3) (Note3) BC1 BC2 and / or ta(BC2) or ten (BC2) ten (BC1) tsu (A-WH) S (Note3) (Note3) BC1 BC2 and / or tsu (S) |