| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STW8019BS3T/LF Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STW8019BS3T/LF Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 66 page ![]() STw8009/STw8019 List of figures 5/65 List of figures Figure 1. Application diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 2. STw8009 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 3. STw8019 block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 4. Ball layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Figure 5. Input data format (ITU-R656/D1 4:2:2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 6. PAL-BDGHI, PAL-N typical VBI waveform, interlaced mode (ITU-R625 line numbering) . 13 Figure 7. NTSC-M typical VBI waveforms, interlaced mode (SMTPE-524 line numbering . . . . . . . . 13 Figure 8. PAL-M typical VBI waveforms, interlaced mode (ITU-R/CCIR-525 line numbering) . . . . . 14 Figure 9. Horizontal blanked interval and active video timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 10. Luma filtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 11. Luma filtering with 3.58 MHz trap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 12. Luma filtering with 4.43 MHz trap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 13. 1.1 MHz chroma filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 14. 1.3 MHz chroma filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 15. 1.6 MHz chroma filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 16. 1.9 MHz chroma filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 17. Mode transition diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 18. 2-wire serial MPU control interface format (I2C compatible) / 7-bit addresses. . . . . . . . . . 48 Figure 19. 2-wire serial MPU control interface format (I2C compatible) / 10-bit addresses. . . . . . . . . 49 Figure 20. 2-wire serial MPU control interface timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Figure 21. YcbCr bus format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Figure 22. Data bus timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Figure 23. Typical application schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Figure 24. NTSC composite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Figure 25. NTSC S-video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Figure 26. PAL composite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Figure 27. PAL S-video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Figure 28. TFBGA 49 balls 4 x 4 x 1.2 mm body size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Figure 29. VFBGA 49 balls 3 x 3 x 1.0 mm body size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 |