| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STP24DP05 Fiches technique(PDF) 23 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP24DP05 Fiches technique(HTML) 23 Page - STMicroelectronics |
|
23 / 26 page ![]() STP24DP05 Package mechanical data 23/26 Figure 20. TQFP48 mechanical data DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.6 0.063 A1 0.05 0.15 0.002 0.006 A2 1.35 1.40 1.45 0.053 0.055 0.057 B 0.17 0.22 0.27 0.007 0.009 0.011 C 0.09 0.20 0.0035 0.0079 D 9.00 0.354 D1 7.00 0.276 D3 5.50 0.216 e 0.50 0.020 E 9.00 0.354 E1 7.00 0.276 E3 5.50 0.216 L 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030 L1 1.00 0.039 K 0˚3.5˚7˚ 0˚3.5˚7˚ TQFP48 MECHANICAL DATA 0110596/C |