| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STE2002 Fiches technique(PDF) 30 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STE2002 Fiches technique(HTML) 30 Page - STMicroelectronics |
|
30 / 51 page ![]() STE2002 30/51 Figure 36. Host Processor Interconnection with I2C Interface Figure 37. Host Processor Interconnection with Serial Interface VDD1 SA1 SCL SDAIN SDAOUT VDD2 SEL1 SEL2 VSSAUX E PD/C D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 SCLK SCE SD/C SDIN BSY_FLG TEST_6 EXT_SET SA0 RES OSCIN VSSAUX R/W SDOUT ICON_MODE VSSAUX TEST_4 TEST_5 TEST_3 TEST_10 TEST_8 TEST_9 TEST_7 TEST_2 TEST_1 VDD1 / GND / VSSAUX GND / VSSAUX VDD1 / GND / VSSAUX VDD1 / GND / VSSAUX STE2002 µP VDD1 VDD1 / GND / VSSAUX GND / VSSAUX VDD1 / GND / VSSAUX VDD1 / GND / VSSAUX STE2002 µP VDD1 SA1 SCL SDAIN SDAOUT VDD2 SEL1 SEL2 VSSAUX E PD/C D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 SCLK SCE SD/C SDIN BSY_FLG TEST_6 EXT_SET SA0 RES OSCIN VSSAUX R/W SDOUT ICON_MODE VSSAUX TEST_4 TEST_5 TEST_3 TEST_10 TEST_8 TEST_9 TEST_7 TEST_2 TEST_1 VDD1 VDD1 |