| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
1123003 Fiches technique(PDF) 4 Page - Lapp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
1123003 Fiches technique(HTML) 4 Page - Lapp. |
|
4 / 6 page ![]() Article number Number of cores and mm² per conductor Outer diameter [mm] Copper index (kg/km) Weight (kg/km) ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 1123000 2 X 0.5 5.1 9.6 36 1123001 3 G 0.5 5.4 14.4 42 1123002 3 X 0.5 5.4 14.4 42 1123003 4 G 0.5 5.8 19.2 55 1123004 4 X 0.5 5.8 19.2 55 1123005 5 G 0.5 6.3 24 65 1123006 5 X 0.5 6.3 24 65 1123008 7 G 0.5 6.9 33.6 80 1123009 7 X 0.5 6.9 33.6 80 1123010 8 G 0.5 8.2 38.4 103 1123012 10 G 0.5 8.8 48 112 1123013 12 G 0.5 9.1 57.6 128 1123017 18 G 0.5 10.8 86.4 189 1123020 25 G 0.5 12.7 120 260 1123021 30 G 0.5 13.6 144 294 1123032 2 X 0.75 5.5 14.4 47 1123033 3 G 0.75 5.8 21.6 56 1123034 3 X 0.75 5.8 21.6 56 1123035 4 G 0.75 6.3 28.8 69 1123036 4 X 0.75 6.3 28.8 69 1123037 5 G 0.75 6.9 36 83 1123038 5 X 0.75 6.9 36 83 1123041 7 G 0.75 7.5 50.4 104 1123042 7 X 0.75 7.5 50.4 104 1123046 10 G 0.75 9.8 72 149 1123047 12 G 0.75 10.1 86.4 172 1123048 12 X 0.75 10.1 86.4 172 1123051 18 G 0.75 12 129.6 252 1123054 25 G 0.75 14.1 180 352 1123056 34 G 0.75 16.3 244.8 466 1123066 2 X 1 5.8 19.2 55 1123067 3 G 1 6.1 28.8 67 1123068 3 X 1 6.1 28.8 67 |