Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

8103773 Fiches technique(PDF) 5 Page - ledxon GmbH

No de pièce 8103773
Description  Recessed spotlight ESP1-S10, 8,4W 668lm CRI90 1800K-4000K 25° white DALI
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  LEDXON [ledxon GmbH]
Site Internet  https://www.ledxon.de/en
Logo LEDXON - ledxon GmbH

8103773 Fiches technique(HTML) 5 Page - ledxon GmbH

  8103773 Datasheet HTML 1Page - ledxon GmbH 8103773 Datasheet HTML 2Page - ledxon GmbH 8103773 Datasheet HTML 3Page - ledxon GmbH 8103773 Datasheet HTML 4Page - ledxon GmbH 8103773 Datasheet HTML 5Page - ledxon GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
8103773
/
Page 5 5
OXOMI
Created on 08/28/2026
CONTACT
sales@ledxon.com
+49 871 9751 51 60
www.ledxon.com
MORE PICTURES



Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com