Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

R7KA8M2ADLCAC Fiches technique(PDF) 30 Page - Renesas Technology Corp

No de pièce R7KA8M2ADLCAC
Description  Renesas Microcontrollers
PDF  295 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Site Internet  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7KA8M2ADLCAC Fiches technique(HTML) 30 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7KA8M2ADLCAC Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADLCAC Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADLCAC Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADLCAC Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADLCAC Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADLCAC Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADLCAC Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADLCAC Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp R7KA8M2ADLCAC Datasheet HTML 34Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 295 page
background image
Table 1.16
Pin list for the Standard product (6 of 9)
BGA289
BGA224
BGA169
HLQFP176
Power, System, Clock,
Debug, CAC
I/O
ports
ExBus/
SDRAM
Ex.Interrup
t
SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/
USBHS/OSPI/SSIE/SDHI/MMC/
ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/
PDMIF
GPT/AGT/ULPT/RTC
ADC16H/
DAC12/
ACMPHS
CEU
L16
K14
G12
17
XCOUT
P214
—
IRQ21
—
—
—
—
L17
K15
G13
16
XCIN/EXCIN
P215
—
IRQ20
—
—
—
—
M1
—
—
—
—
PC00
D30/
DQ30
IRQ28
CTS_RTS7_C/SS7_C/DE7/
OM_1_SIO5
GTCPPO7
—
—
M2
—
—
—
—
P607
D31/
DQ31
IRQ23
OM_1_DQS
—
—
—
M3
—
—
—
—
PC01
D29/
DQ29
IRQ27
CTS7_C/OM_1_SIO0
GTCPPO6
—
—
M4
—
—
—
—
PC08
D22/
DQ22
IRQ29
OM_1_CS0
GTCPPO8
—
—
M5
—
—
—
—
PC10
D20/
DQ20
IRQ4
OM_1_WP1
GTCPPO13
—
—
M6
L6
K3
137
—
P104
—
IRQ1
CTS9_A/SSLB1_A/OM_0_CS1/
GPTP_MATCH0
GTETRGB/GTIOC1B
AD0FLA
G1
—
M7
K5
G4
141
VCC2_14
—
—
—
—
—
—
—
M8
J6
H4
147
VCC2_15
—
—
—
—
—
—
—
M9
—
—
—
—
P810
—
IRQ21
SCK7_B/DE7/SD1DAT2_A/
PDMCLK0
GTIOC10A/ULPTOA0
—
—
M10
L8
J5
—
VSS11
—
—
—
—
—
—
—
M11
L9
J6
171
VCL11
—
—
—
—
—
—
—
M12
—
—
—
—
P412
A21
IRQ20-DS
CTS3_A/USB_EXICEN/
USBHS_EXICEN/
GPTP_PTPOUT0
GTOULO/GTCPPO8/
AGTEE1
—
—
M13
M12
—
—
—
P710
CS5
IRQ17
CTS4_B/SSLB3_B/ET0_LINKSTA
GTIOC11B
—
VIO_D12
M14
M11
—
—
CACREF
P411
A20
IRQ4
CTS_RTS3_A/SS3_A/DE3/
USB_ID/USBHS_ID/
GPTP_PTPOUT1
GTOVUP/GTIOC9A/
AGTOA1
—
—
M15
L12
G10
8
—
P408
A17
IRQ7
RXD3_A/SCL3_A/MISO3_A/
SCL0_B*1/USB_VBUSEN/
USBHS_VBUS/GPTP_PTPOUT2
GTOWLO/GTIOC10A/
ULPTOB0
ADSYNC
—
M16
L14
H12
15
VBATT
—
—
—
—
—
—
—
M17
L15
H13
—
VSS_01
—
—
—
—
—
—
—
N1
—
—
—
—
P605
—
IRQ25
CTS0_B/OM_1_SIO1
GTIOC8A
—
—
N2
L2
—
—
—
P604
—
IRQ26
CTS_RTS0_B/SS0_B/DE0/
OM_1_SIO7
GTIOC8B
—
—
N3
—
—
—
—
P606
WR3/BC
3
IRQ24
OM_1_SIO6
—
—
—
N4
—
—
—
—
PC06
D24/
DQ24
IRQ22
OM_1_ECSINT1
GTCPPO1
—
—
N5
L4
L1
134
—
P107
—
IRQ31
CTS4_A/OM_0_CS0/ET1_INT
GTOWUP/GTIOC8A/
AGTOA0
ADST0
—
N6
L5
K2
135
—
P106
—
IRQ16
CTS8_B/SSLB3_A/
OM_0_RESET/ET1_LINKSTA
GTOWLO/GTIOC8B/
AGTOB0/ULPTEE1-DS
ADST1
—
N7
L7
—
136
—
P105
—
IRQ0
CTS_RTS8_B/SS8_B/DE8/
SSLB2_A/OM_0_ECSINT1/
GPTP_CAPTURE0
GTIOC1A/ULPTO1-DS
ADSYNC
—
N8
—
—
—
—
P811
—
IRQ22
CTS7_B/USB_ID/SD1DAT3_A/
PDMCLK1
GTIOC10B/ULPTOB0
—
—
N9
—
—
—
—
P013
—
IRQ14
—
—
AN013
—
N10
—
—
—
—
P011
—
IRQ16
—
—
AN011
—
N11
—
—
—
—
P807
—
IRQ11
—
GTIOC13A
—
—
N12
M10
K11
3
CACREF
P708
WR1/BC
1
IRQ11
SCK4_B/DE4/SDA2_A*1/
MOSIB_B/AUDIO_CLK/ET0_MDC
GTCPPO6
—
VIO_VD
N13
N12
—
—
—
P712
—
IRQ2
CTS1_C/SSLB1_B/
GPTP_CAPTURE1
GTIOC2B/AGTOB0
—
—
N14
N13
—
—
—
P714
—
IRQ13
TXD4_C/SDA4_C/MOSI4_C/
GPTP_PPS1
GTIOC12B
—
—
N15
M14
—
—
—
P711
—
IRQ3
CTS_RTS1_C/SS1_C/DE1/
SSLB2_B/GPTP_PPS0
GTIOC11A/AGTEE0
—
—
N16
N14
—
—
—
P713
—
IRQ14
CTS4_C/GPTP_MATCH1
GTIOC2A/AGTOA0
—
—
N17
M15
J13
11
—
P401
—
IRQ5-DS
RXD1_A/SCL1_A/MISO1_A/
I3C_SDA0/CTX0/SD1CMD_B
GTETRGA/GTIOC6B
—
VIO_D1
RA8M2 Datasheet
1. Overview
R01DS0438EJ0130 Rev.1.30
Feb 27, 2026
Page 30 of 295



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com