Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

RN5VD09A/C Fiches technique(PDF) 23 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc.

No de pièce RN5VD09A/C
Description  LOW VOLTAGE DETECTOR WITH OUTPUT DELAY
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NISSHINBO [Nisshinbo Micro Devices Inc.]
Site Internet  https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/en/
Logo NISSHINBO - Nisshinbo Micro Devices Inc.

RN5VD09A/C Fiches technique(HTML) 23 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc.

Back Button RN5VD09A/C Datasheet HTML 18Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. RN5VD09A/C Datasheet HTML 19Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. RN5VD09A/C Datasheet HTML 20Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. RN5VD09A/C Datasheet HTML 21Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. RN5VD09A/C Datasheet HTML 22Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. RN5VD09A/C Datasheet HTML 23Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. RN5VD09A/C Datasheet HTML 24Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. RN5VD09A/C Datasheet HTML 25Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. RN5VD09A/C Datasheet HTML 26Page - Nisshinbo Micro Devices Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 26 page
background image
RN5VD
23
01234
0
2
4
6
8
10
RN5VD45x
CD pin Voltage VDS(V)
VDD = 4.0V
3.5V
3.0V
2.5V
2.0V
1.5V
10) Output delay Time vs. External Capacitance
11) Delay Resistance vs. Temperature
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
0.01
0.1
1
10
100
1000
RN5VD09A
External Capacitance CD(µF)
tD
tPHL
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
0.01
0.1
1
10
100
1000
RN5VD27A
External Capacitance CD(µF)
tD
tPHL
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
0.01
0.1
1
10
100
1000
RN5VD45A
External Capacitance CD(µF)
tD
tPHL
–40
–20
0
20406080
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
RN5VDxxx
Temperature Topt(˚C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com