| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
R3111Q552B Fiches technique(PDF) 30 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R3111Q552B Fiches technique(HTML) 30 Page - Nisshinbo Micro Devices Inc. |
|
30 / 43 page ![]() R3111x 30 R3111E (TO-92) is the discontinued product as of April, 2017. Marking Specification Table (SOT-23-3) R3111Nxx2A R3111Nxx2C Part Number Part Number R3111N092A R3111N102A R3111N112A R3111N122A R3111N132A R3111N142A R3111N152A R3111N162A R3111N172A R3111N182A R3111N192A R3111N202A R3111N212A R3111N222A R3111N232A R3111N242A R3111N252A R3111N262A R3111N272A R3111N282A R3111N292A R3111N302A R3111N312A R3111N322A R3111N332A R3111N342A R3111N352A R3111N362A R3111N372A R3111N382A R3111N392A R3111N402A R3111N412A R3111N422A R3111N432A R3111N442A R3111N452A R3111N462A R3111N472A R3111N482A R3111N492A R3111N502A R3111N512A R3111N522A R3111N532A R3111N542A R3111N552A R3111N562A R3111N572A R3111N582A R3111N592A R3111N602A A9 B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 G0 R3111N092C R3111N102C R3111N112C R3111N122C R3111N132C R3111N142C R3111N152C R3111N162C R3111N172C R3111N182C R3111N192C R3111N202C R3111N212C R3111N222C R3111N232C R3111N242C R3111N252C R3111N262C R3111N272C R3111N282C R3111N292C R3111N302C R3111N312C R3111N322C R3111N332C R3111N342C R3111N352C R3111N362C R3111N372C R3111N382C R3111N392C R3111N402C R3111N412C R3111N422C R3111N432C R3111N442C R3111N452C R3111N462C R3111N472C R3111N482C R3111N492C R3111N502C R3111N512C R3111N522C R3111N532C R3111N542C R3111N552C R3111N562C R3111N572C R3111N582C R3111N592C R3111N602C H9 J0 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 N0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 P0 |