| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M58LR128KB855 Fiches technique(PDF) 3 Page - Numonyx B.V |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M58LR128KB855 Fiches technique(HTML) 3 Page - Numonyx B.V |
|
3 / 110 page ![]() M58LR128KT, M58LR128KB, M58LR256KT, M58LR256KB Contents 3/110 4.5 Clear Status Register command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4.6 Block Erase command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4.7 Blank Check command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 4.8 Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4.9 Buffer Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4.10 Buffer Enhanced Factory Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4.10.1 Setup phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4.10.2 Program and verify phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4.10.3 Exit phase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.11 Program/Erase Suspend command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.12 Program/Erase Resume command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.13 Protection Register Program command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.14 Set Configuration Register command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.15 Block Lock command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4.16 Block Unlock command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.17 Block Lock-Down command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5 Status Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5.1 Program/Erase Controller status bit (SR7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5.2 Erase suspend status bit (SR6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5.3 Erase/blank check status bit (SR5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5.4 Program status bit (SR4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5.5 VPP status bit (SR3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5.6 Program suspend status bit (SR2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5.7 Block protection status bit (SR1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5.8 Bank write/multiple word program status bit (SR0) . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 6 Configuration Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6.1 Read select bit (CR15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6.2 X latency bits (CR13-CR11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 6.3 Wait polarity bit (CR10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 6.4 Data output configuration bit (CR9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 6.5 Wait configuration bit (CR8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 6.6 Burst type bit (CR7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 |