Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF520NPBF Fiches technique(PDF) 6 Page - International Rectifier

No de pièce IRF520NPBF
Description  HEXFET짰 Power MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF520NPBF Fiches technique(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRF520NPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF520NPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF520NPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF520NPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF520NPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF520NPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF520NPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF520NPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF520NPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
IRF520NPbF
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
VDS
L
D.U.T.
VDD
IAS
tp
0.01
RG
+
-
tp
VDS
IAS
VDD
V(BR)DSS
10 V
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
QG
QGS
QGD
VG
Charge
10 V
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
0
40
80
120
160
200
25
50
75
100
125
150
175
J
A
Starting T , Junction Temperature (°C)
V
= 25V
I
TOP
2.3A
4.0A
BOTTOM 5.7A
DD
D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com