Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRF520NPBF Fiches technique(PDF) 4 Page - International Rectifier

No de pièce IRF520NPBF
Description  HEXFET짰 Power MOSFET
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF520NPBF Fiches technique(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF520NPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF520NPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF520NPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF520NPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF520NPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF520NPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF520NPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF520NPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF520NPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
IRF520NPbF
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
0
100
200
300
400
500
600
1
10
100
DS
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
A
V
= 0V,
f = 1MHz
C
= C
+ C
, C
SHORTED
C
= C
C
= C
+ C
GS
iss
gs
gd
ds
rss
gd
oss
ds
gd
Ciss
Coss
Crss
0
4
8
12
16
20
0
5
10
15
20
25
Q , Total Gate Charge (nC)
G
V
= 80V
V
= 50V
V
= 20V
DS
DS
DS
A
FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE 13
I = 5.7A
D
1
10
100
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
T = 25°C
J
V
= 0V
GS
V
, Source-to-Drain Voltage (V)
SD
A
T = 175°C
J
0.1
1
10
100
1
10
100
1000
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
OPERATION IN THIS AREA LIMITED
BY RDS(on)
10µs
100µs
1ms
10ms
A
T
= 25°C
T
= 175°C
Single Pulse
C
J



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com