| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L6996 Fiches technique(PDF) 25 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6996 Fiches technique(HTML) 25 Page - STMicroelectronics |
|
25 / 26 page ![]() 25/26 L6996 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.20 0.047 A1 0.05 0.15 0.002 0.006 A2 0.80 1.00 1.05 0.031 0.039 0.041 b 0.19 0.30 0.007 0.012 c 0.09 0.20 0.003 0.008 D 7.70 7.80 7.90 0.303 0.307 0.311 E 6.40 0.252 E1 4.30 4.40 4.50 0.170 0.173 0.177 e 0.65 0.025 L 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030 L1 1.00 0.039 k 0˚ min., 8˚ max. TSSOP24 7100777 (JEDEC MO-153-AD) Thin Shrink Small Outline Package OUTLINE AND MECHANICAL DATA |