| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
KPTC0 Fiches technique(PDF) 19 Page - ITT Industries |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
KPTC0 Fiches technique(HTML) 19 Page - ITT Industries |
|
19 / 21 page ![]() 19 KPTC Protective Caps KPTC 80 Dimensions are mm Shell size A B Ø C D L1 L2 L3 max. +0,03 +0,25 +12,7 max. max. +0,79 -0,13 -0,13 -6,35 8 18,26 12,0 4,24 76,2 19,84 14,27 9,35 10 21,44 15,0 4,24 76,2 19,84 14,27 9,35 12 25,40 19,05 4,24 88,9 19,84 14,27 9,35 14 28,58 22,23 4,24 88,9 19,84 14,27 9,35 16 31,75 25,40 4,24 88,9 19,84 14,27 9,35 18 34,92 28,58 4,24 88,9 19,84 14,27 9,35 20 38,10 31,75 4,24 101,6 21,44 15,88 10,92 22 41,28 34,93 4,24 101,6 21,44 15,88 10,92 24 44,45 38,10 4,24 101,6 22,22 16,71 11,76 KPTC 81 Dimensions are mm Shell size A Ø B C D E L1 L2 max. +12,7 +0,25 max. min. max. max. -6,35 -0,13 8 18,64 76,2 4,24 22,62 14,68 21,44 14,27 10 21,82 76,2 4,24 25,40 17,86 21,44 14,27 12 25,40 88,9 4,24 30,18 22,63 21,44 14,27 14 28,58 88,9 4,24 36,53 25,81 21,44 14,27 16 31,75 88,9 4,24 39,67 28,98 21,44 14,27 18 34,92 88,9 4,24 42,88 32,16 21,44 14,27 20 38,10 101,6 4,24 46,02 35,33 21,44 14,27 22 41,28 101,6 4,24 49,23 38,51 21,44 14,27 24 44,45 101,6 4,24 52,37 41,68 22,22 15,29 KPTC 80 Dimensions are inches Shell size A B ∅ C D L1 .L2 L3 max. + .001- .005 + .010- .005 + .500- .250 max max + .031 8 .719 .472 .167 3.000 .781 .562 .368 10 .844 .591 .167 3.000 .781 .562 .368 12 1.000 .750 .167 3.500 .781 .562 .368 14 1.125 .875 .167 3.500 .781 .562 .368 16 1.250 1.000 .167 3.500 .781 .562 .368 18 1.375 1.125 .167 3.500 .781 .562 .368 20 1.500 1.250 .167 4.000 .844 .625 .430 22 1.625 1.375 .167 4.000 .844 .625 .430 24 1.750 1.500 .167 4.000 .875 .658 .463 KPTC 81 Dimensions are inches Shell size A ∅ B C D E L1 L2 max. + .500- .250 + .010- .005 max. min. max. max. 8 .734 3.000 .167 .890 .578 .844 .562 10 .859 3.000 .167 1.000 .703 .844 .562 12 1.000 3.500 .167 1.188 .891 .844 .562 14 1.125 3.500 .167 1.438 1.016 .844 .562 16 1.250 3.500 .167 1.562 1.141 .844 .562 18 1.375 3.500 .167 1.688 1.266 .844 .562 20 1.500 4.000 .167 1.812 1.391 .844 .562 22 1.625 4.000 .167 1.938 1.516 .844 .562 24 1.750 4.000 .167 2.062 1.641 .875 .602 |