| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HCF4010 Fiches technique(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HCF4010 Fiches technique(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 14 page ![]() SO8 MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.75 0.068 a1 0.1 0.25 0.003 0.009 a2 1.65 0.064 a3 0.65 0.85 0.025 0.033 b 0.35 0.48 0.013 0.018 b1 0.19 0.25 0.007 0.010 C 0.25 0.5 0.010 0.019 c1 45 ° (typ.) D 4.8 5.0 0.188 0.196 E 5.8 6.2 0.228 0.244 e 1.27 0.050 e3 3.81 0.150 F 3.8 4.0 0.14 0.157 L 0.4 1.27 0.015 0.050 M 0.6 0.023 S8 ° (max.) P013M HCC/HCF40107B 12/14 |