Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

M41ST85W Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

No de pièce M41ST85W
Description  3.0/3.3 V I²C combination serial RTC, NVRAM supervisor and microprocessor supervisor
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M41ST85W Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  M41ST85W_V01 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M41ST85W_V01 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M41ST85W_V01 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M41ST85W_V01 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M41ST85W_V01 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M41ST85W_V01 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M41ST85W_V01 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M41ST85W_V01 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M41ST85W_V01 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 43 page
background image
DocID7531 Rev 12
5/43
M41ST85W
List of figures
43
List of figures
Figure 1.
Logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Figure 2.
28-pin SOIC connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 3.
28-pin, 300 mil SOIC connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 4.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 5.
Hardware hookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Figure 6.
Serial bus data transfer sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 7.
Acknowledgement sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 8.
Write cycle timing: RTC & external SRAM control signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 9.
Slave address location . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 10.
Read mode sequence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 11.
Alternate read mode sequence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 12.
Write mode sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 13.
Crystal accuracy across temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 14.
Calibration waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 15.
Alarm interrupt reset waveform. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 16.
Backup mode alarm waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 17.
RSTIN1 & RSTIN2 timing waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 18.
AC testing input/output waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 19.
Bus timing requirements sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Figure 20.
Power down/up mode AC waveforms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 21.
SOH28 – 28-lead plastic small outline, battery SNAPHAT®, package outline . . . . . . . . . . 34
Figure 22.
4-pin SNAPHAT® housing for 48 mAh battery & crystal, package outline . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 23.
4-pin SNAPHAT® housing for 120 mAh battery & crystal, package outline . . . . . . . . . . . . 36
Figure 24.
SOX28 – 28-lead plastic small outline, 300 mils, embedded crystal, package outline . . . . 37
Figure 25.
Carrier tape for SOH28 and SOX28 package. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 26.
Reel schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Figure 27.
Recycling symbols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43