Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

M41TC8025AMC6F Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

No de pièce M41TC8025AMC6F
Description  Highly accurate, temperature-compensated serial real-time clock (RTC) with embedded crystal
PDF  41 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M41TC8025AMC6F Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  M41TC8025AMC6F Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M41TC8025AMC6F Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M41TC8025AMC6F Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M41TC8025AMC6F Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M41TC8025AMC6F Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M41TC8025AMC6F Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M41TC8025AMC6F Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M41TC8025AMC6F Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M41TC8025AMC6F Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 41 page
background image
DocID022873 Rev 4
5/41
M41TC8025
List of figures
List of figures
Figure 1.
Logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 2.
Pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Figure 3.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 4.
Hardware hookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Figure 5.
Serial bus transfer sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 6.
Acknowledgement sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Figure 7.
READ mode sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 8.
Alternative READ mode sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 9.
WRITE mode sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Figure 10.
Fixed-cycle interrupt - first interrupt time error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Figure 11.
Fixed-cycle timer interrupt starting point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Figure 12.
Example of fixed-cycle timer interrupt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Figure 13.
Fixed-cycle timer interrupt timing sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 14.
Example of time update interrupt operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 15.
Time update interrupt timing sequence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 16.
Example of alarm interrupt operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Figure 17.
Alarm interrupt timing sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Figure 18.
Battery backup connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 19.
Battery backup sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 20.
Initial power-up routine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 21.
Initial power-up routine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Figure 22.
Temperature compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 23.
Bus timing requirement sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Figure 24.
SO14 - 14-lead small outline 200-mil package mechanical drawing . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41