Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STM32L443VCT3 Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

No de pièce STM32L443VCT3
Description  Ultra-low-power Arm® Cortex®-M4 32-bit MCUFPU, 100DMIPS, 256KB Flash, 64KB SRAM, USB FS, LCD, analog, audio, AES
PDF  215 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L443VCT3 Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L443VCT3 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32L443VCT3 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32L443VCT3 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32L443VCT3 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32L443VCT3 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32L443VCT3 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32L443VCT3 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM32L443VCT3 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM32L443VCT3 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 215 page
background image
DS11421 Rev 4
7/215
STM32L443CC STM32L443RC STM32L443VC
List of tables
9
List of tables
Table 1.
STM32L443xx family device features and peripheral counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Table 2.
Access status versus readout protection level and execution modes. . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 3.
STM32L443xx modes overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 4.
Functionalities depending on the working mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 5.
STM32L443xx peripherals interconnect matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 6.
DMA implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Table 7.
Temperature sensor calibration values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 8.
Internal voltage reference calibration values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Table 9.
Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Table 10.
I2C implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Table 11.
STM32L443xx USART/LPUART features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Table 12.
SAI implementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Table 13.
Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Table 14.
STM32L443xx pin definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Table 15.
Alternate function AF0 to AF7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Table 16.
Alternate function AF8 to AF15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Table 17.
STM32L443xx memory map and peripheral register boundary addresses . . . . . . . . . . . . 84
Table 18.
Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Table 19.
Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Table 20.
Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Table 21.
General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Table 22.
Operating conditions at power-up / power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Table 23.
Embedded reset and power control block characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Table 24.
Embedded internal voltage reference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Table 25.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing
running from Flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Table 26.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing
running from Flash, ART disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Table 27.
Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing
running from SRAM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Table 28.
Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes
running from Flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Table 29.
Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes
running from Flash, ART disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Table 30.
Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes
running from SRAM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Table 31.
Current consumption in Sleep and Low-power sleep modes, Flash ON . . . . . . . . . . . . . 104
Table 32.
Current consumption in Low-power sleep modes, Flash in power-down . . . . . . . . . . . . . 105
Table 33.
Current consumption in Stop 2 mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Table 34.
Current consumption in Stop 1 mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Table 35.
Current consumption in Stop 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Table 36.
Current consumption in Standby mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Table 37.
Current consumption in Shutdown mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Table 38.
Current consumption in VBAT mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Table 39.
Peripheral current consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Table 40.
Low-power mode wakeup timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Table 41.
Regulator modes transition times . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Table 42.
Wakeup time using USART/LPUART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More