| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STA1085 Fiches technique(PDF) 105 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA1085 Fiches technique(HTML) 105 Page - STMicroelectronics |
|
105 / 127 page ![]() DS13319 Rev 2 105/127 STA108x, STA109x Ball list 126 B14 M3_LVI Disabled Input Input B15 M3_PWREN - Output Output B16 M3_GPIO2 PD GPIO Input GPIO Input B17 DAC_VHI - NA NA B18 DAC_OUT1L - Output Output B19 DAC_OUT2R - Output Output C1 M3_GPIO11 PU GPIO Input GPIO Input C2 SQI_SIO3 PU Input Input C3 M3_GPIO14 PU GPIO Input GPIO Input C4 GPIO45 PU GPIO Input GPIO Input C5 S_GPIO2 PU GPIO Input GPIO Input C6 M3_GPIO9 PU GPIO Input GPIO Input C7 I2C0_SCL PU Input Input C8 GPIO10 PU GPIO Input GPIO Input C9 GPIO16 PU GPIO Input GPIO Input C10 GPIO19 PU GPIO Input GPIO Input C11 M3_GPIO12 PU GPIO Input GPIO Input C12 GPIO2 PU GPIO Input GPIO Input C13 GPIO4 PU GPIO Input GPIO Input C14 M3_SXTALI - Input Input C15 M3_GPIO0 PD GPIO Input GPIO Input C16 M3_GPIO3 PD GPIO Input GPIO Input C17 DAC_VLO - NA NA C18 DAC_OUT0L - Output Output C19 DAC_OUT2L - Output Output D1 SQI_SCK - Output Output D2 SQI_SIO1 PU Input Input D3 SQI_CE0n - Output Output D4 SQI_SIO0 - Output Output D5 GPIO46 PU GPIO Input GPIO Input D6 S_GPIO0 PU GPIO Input GPIO Input D7 S_GPIO1 PU GPIO Input GPIO Input D8 I2C0_SDA PU Input Input D9 GPIO11 PU GPIO Input GPIO Input Table 56. STA109x Ball list (continued) Ball Ball name Pull up/down RESET DIR (REMAP[1:0]=00,01,10) RESET DIR (REMAP[1:0]=11) |