Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SFH3310 Fiches technique(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

No de pièce SFH3310
Description  Silicon NPN Phototransistor with V貫 Characteristics
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH3310 Fiches technique(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SFH3310 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH3310 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH3310 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH3310 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH3310 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH3310 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
SFH 3310
2007-05-29
3
Directional Characteristics
S
rel = f (ϕ)
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
-2
-3
Fotostrom
Photocurrent
E
e= 10µW/cm
2,
λ = 560nm, V
CE = 5 V
E
v = 1000lx, Normlicht/Standard light A
I
PCE
2.5…5.0
290
4.0…8.0
460
µA
µA
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung
Collector-emitter saturation voltage
I
C = IPCEmin
1)
× 0.3, E
e= 10µW/cm
2,
λ = 560nm
1)
I
PCEmin ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe
1)
I
PCEmin is the min. photocurrent of the specified group
V
CEsat
100
100
mV



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com