| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F207VCT6 Fiches technique(PDF) 53 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F207VCT6 Fiches technique(HTML) 53 Page - STMicroelectronics |
|
53 / 184 page ![]() DocID15818 Rev 15 53/184 STM32F20xxx Pinouts and pin description 183 - - 56 78 97 P14 PD9 I/O FT - FSMC_D14, USART3_RX, EVENTOUT - - - 57 79 98 N15 PD10 I/O FT - FSMC_D15, USART3_CK, EVENTOUT - - - 58 80 99 N14 PD11 I/O FT - FSMC_A16,USART3_CTS, EVENTOUT - - - 59 81 100 N13 PD12 I/O FT - FSMC_A17,TIM4_CH1, USART3_RTS, EVENTOUT - - - 60 82 101 M15 PD13 I/O FT - FSMC_A18,TIM4_CH2, EVENTOUT - -- - 83 102 - VSS S- - - - -- - 84 103 J13 VDD S- - - - - - 61 85 104 M14 PD14 I/O FT - FSMC_D0,TIM4_CH3, EVENTOUT - - - 62 86 105 L14 PD15 I/O FT - FSMC_D1,TIM4_CH4, EVENTOUT - - - - 87 106 L15 PG2 I/O FT - FSMC_A12, EVENTOUT - - - - 88 107 K15 PG3 I/O FT - FSMC_A13, EVENTOUT - - - - 89 108 K14 PG4 I/O FT - FSMC_A14, EVENTOUT - - - - 90 109 K13 PG5 I/O FT - FSMC_A15, EVENTOUT - - - - 91 110 J15 PG6 I/O FT - FSMC_INT2, EVENTOUT - - - - 92 111 J14 PG7 I/O FT - FSMC_INT3 ,USART6_CK, EVENTOUT - - - - 93 112 H14 PG8 I/O FT - USART6_RTS, ETH_PPS_OUT, EVENTOUT - -- - 94 113 G12 VSS S- - - - -- - 95 114 H13 VDD S- - - - 37 G2 63 96 115 H15 PC6 I/O FT - I2S2_MCK, TIM8_CH1, SDIO_D6, USART6_TX, DCMI_D0, TIM3_CH1, EVENTOUT - Table 8. STM32F20x pin and ball definitions (continued) Pins Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |