| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HCC4021B Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HCC4021B Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 13 page ![]() Package mechanical data HCC4000B series 6/13 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 6.75 6.91 7.06 0.266 0.272 0.278 B 9.76 9.95 10.14 0.384 0.392 0.399 C 1.49 1.95 0.059 0.077 D 0.10 0.127 0.15 0.004 0.005 0.006 E 7.50 7.62 7.75 0.295 0.300 0.305 F 1.27 0.050 G 0.38 0.43 0.48 0.015 0.017 0.019 H 6.0 0.236 L 18.75 22.0 0.738 0.866 M 0.38 0.015 N 4.31 0.170 FPC-14 MECHANICAL DATA 016029E 1 7 8 14 F G D H A B M N H C L E |