Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AA10C Fiches technique(PDF) 12 Page - Astec America, Inc

No de pièce AA10C
Description  36 Vdc to 75 Vdc Inputs, 10 W
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ASTEC [Astec America, Inc]
Site Internet  http://www.astecinc.com/
Logo ASTEC - Astec America, Inc

AA10C Fiches technique(HTML) 12 Page - Astec America, Inc

Back Button AA10C Datasheet HTML 4Page - Astec America, Inc AA10C Datasheet HTML 5Page - Astec America, Inc AA10C Datasheet HTML 6Page - Astec America, Inc AA10C Datasheet HTML 7Page - Astec America, Inc AA10C Datasheet HTML 8Page - Astec America, Inc AA10C Datasheet HTML 9Page - Astec America, Inc AA10C Datasheet HTML 10Page - Astec America, Inc AA10C Datasheet HTML 11Page - Astec America, Inc AA10C Datasheet HTML 12Page - Astec America, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 12 page
background image
Technical Reference Notes (TRN)
AA10C Series
36 Vdc to 75 Vdc Inputs, 10 W
_____________________________________________________________
ASTEC POWER - Andover
12 of 12
Outline Drawing
Dimensions are in inches (millimeters)
Tolerances:
x.xx +/- 0.02 in (x.x +/- 0.5mm)
x.xx +/- 010 in (x.xx +/- 0.25mm)
Pin Assignment
1. +Vin
2. - Vin
3. + Output
4. Trim
5. - Output
6. Enable (on/off)
Ordering Information
Table 8 Part Numbers.
Input Voltage
Output Voltage
Output Power
Part Number
36 V – 75 V
1.5 V
3 W
AA10C-048L-015S
36 V – 75 V
2.0 V
4 W
AA10C-048L-020S
36 V – 75 V
3.3 V
8 W
AA10C-048L-033S
36 V – 75 V
5.0 V
10 W
AA10C-048L-050S
36 V – 75 V
12.0 V
10 W
AA10C-048L-120S
36 V – 75 V
15.0V
10 W
AA10C-048L-150S
Table 9 Option Codes.
Suffix
Option
-1
Negative Logic Enable
-4
Positive Logic Enable
-6
3.7 mm Pin Length
-8
2.8 mm Pin Length
-9
Output Voltage Adjustment



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com