| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TMP86FS49AFG Fiches technique(PDF) 13 Page - Toshiba Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TMP86FS49AFG Fiches technique(HTML) 13 Page - Toshiba Semiconductor |
|
13 / 294 page ![]() v 14.3.2.2 Receive mode 14.3.2.3 Transmit/receive mode 14.3.3 Transfer modes................................................................................................................................... 165 14.3.3.1 Transmit mode 14.3.3.2 Receive mode 14.3.3.3 Transmit/receive mode 15. Synchronous Serial Interface (SIO2) 15.1 Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 15.2 Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 15.3 Function. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 15.3.1 Serial clock ......................................................................................................................................... 180 15.3.1.1 Clock source 15.3.1.2 Shift edge 15.3.2 Transfer bit direction ........................................................................................................................... 182 15.3.2.1 Transmit mode 15.3.2.2 Receive mode 15.3.2.3 Transmit/receive mode 15.3.3 Transfer modes................................................................................................................................... 183 15.3.3.1 Transmit mode 15.3.3.2 Receive mode 15.3.3.3 Transmit/receive mode 16. Serial Bus Interface(I2C Bus) Ver.-D (SBI) 16.1 Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 16.2 Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 16.3 Software Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 16.4 The Data Format in the I2C Bus Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 16.5 I2C Bus Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 16.5.1 Acknowledgement mode specification................................................................................................ 199 16.5.1.1 Acknowledgment mode (ACK = “1”) 16.5.1.2 Non-acknowledgment mode (ACK = “0”) 16.5.2 Number of transfer bits ....................................................................................................................... 200 16.5.3 Serial clock ......................................................................................................................................... 200 16.5.3.1 Clock source 16.5.3.2 Clock synchronization 16.5.4 Slave address and address recognition mode specification............................................................... 201 16.5.5 Master/slave selection ........................................................................................................................ 201 16.5.6 Transmitter/receiver selection............................................................................................................. 201 16.5.7 Start/stop condition generation ........................................................................................................... 202 16.5.8 Interrupt service request and cancel................................................................................................... 202 16.5.9 Setting of I2C bus mode ..................................................................................................................... 203 16.5.10 Arbitration lost detection monitor ...................................................................................................... 203 16.5.11 Slave address match detection monitor............................................................................................ 204 16.5.12 GENERAL CALL detection monitor .................................................................................................. 204 16.5.13 Last received bit monitor................................................................................................................... 204 16.6 Data Transfer of I2C Bus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 16.6.1 Device initialization ............................................................................................................................. 205 16.6.2 Start condition and slave address generation..................................................................................... 205 16.6.3 1-word data transfer............................................................................................................................ 205 16.6.3.1 When the MST is “1” (Master mode) 16.6.3.2 When the MST is “0” (Slave mode) 16.6.4 Stop condition generation ................................................................................................................... 208 16.6.5 Restart ................................................................................................................................................ 209 17. 10-bit AD Converter (ADC) 17.1 Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 |