Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UPSD3422EB40U6 Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

No de pièce UPSD3422EB40U6
Description  Turbo Plus Series Fast Turbo 8032 MCU with USB and Programmable Logic
PDF  293 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UPSD3422EB40U6 Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button UPSD3422EB40U6 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 293 page
background image
Contents
uPSD34xx
6/293
23.4
Bus arbitration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
23.5
Clock synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
23.6
General call address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
23.7
Serial I/O engine (SIOE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
23.8
I2C interface control register (S1CON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
23.9
I2C interface status register (S1STA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
23.10 I2C data shift register (S1DAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
23.11 I2C address register (S1ADR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
23.12 I2C START sample setting (S1SETUP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
23.13 I2C operating sequences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
24
SPI (synchronous peripheral interface) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
24.1
SPI bus features and communication flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
24.2
Full-duplex operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
24.3
Bus-level activity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
24.4
SPI SFR registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
24.5
SPI configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
24.6
Dynamic control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
25
USB interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
25.1
Basic USB concepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
25.2
Types of transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
25.3
Endpoint FIFOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
25.4
USB registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
25.5
Typical connection to USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
26
Analog-to-digital convertor (ADC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
26.1
Port 1 ADC channel selects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
27
Programmable counter array (PCA) with PWM . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
27.1
PCA block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
27.2
PCA Clock Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
27.3
Operation of TCM modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
27.4
Capture mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More